データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD7940BRJ-REEL7 データシート(PDF) 4 Page - Analog Devices

部品番号 AD7940BRJ-REEL7
部品情報  3mW, 100kSPS, 14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7940BRJ-REEL7 データシート(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD7940BRJ-REEL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD7940BRJ-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD7940BRJ-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7940BRJ-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7940BRJ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7940BRJ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7940BRJ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7940BRJ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7940BRJ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
AD7940
Rev. 0 | Page 4 of 20
Parameter
B Version
1
Unit
Test Conditions/Comments
Power Dissipation4
VDD = 5.5 V
Normal Mode (Operational)
26.4
mW max
VDD = 5.5 V; fSAMPLE = 100 kSPS
6.84
mW max
VDD = 3.6 V; fSAMPLE = 100 kSPS
Full Power-Down
2.5
µW max
VDD = 5.5 V
1.08
µW max
VDD = 3.6 V
1 Temperature range for B Version is –40°C to +85°C.
2 See the
section.
Terminology
3 Sample tested at initial release to ensure compliance.
4 See the
section.
Power vs. Throughput Rate


同様の部品番号 - AD7940BRJ-REEL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7940BRJ AD-AD7940BRJ Datasheet
354Kb / 20P
   3 mW, 100 kSPS, 14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
REV. A
AD7940BRJZ-REEL7 AD-AD7940BRJZ-REEL7 Datasheet
354Kb / 20P
   3 mW, 100 kSPS, 14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
REV. A
AD7940BRJZ-REEL7 AD-AD7940BRJZ-REEL7 Datasheet
391Kb / 21P
   14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
More results

同様の説明 - AD7940BRJ-REEL7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7680 AD-AD7680 Datasheet
200Kb / 11P
   3mW, 100kSPS,16-Bit ADC in 6 Lead SOT-23
REV. PrE 11/02
AD7940 AD-AD7940_17 Datasheet
391Kb / 21P
   14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
AD7476-EP AD-AD7476-EP Datasheet
196Kb / 12P
   12-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
Rev. 0
AD7940BRJ AD-AD7940BRJ Datasheet
354Kb / 20P
   3 mW, 100 kSPS, 14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
REV. A
AD7940 AD-AD7940_15 Datasheet
354Kb / 20P
   3 mW, 100 kSPS, 14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
REV. A
AD7680 AD-AD7680_11 Datasheet
301Kb / 24P
   3 mW, 100 kSPS, 16-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
REV. A
AD7680 AD-AD7680_17 Datasheet
348Kb / 25P
   3 mW, 100 kSPS, 16-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
AD7680ARMZ AD-AD7680ARMZ Datasheet
301Kb / 24P
   3 mW, 100 kSPS, 16-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
REV. A
AD7814 AD-AD7814_15 Datasheet
128Kb / 8P
   10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23
REV. E
AD7814 AD-AD7814 Datasheet
128Kb / 8P
   10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23
REV. E
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com