データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC100E131 データシート(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC100E131
部品情報  4-BIT D FLIP-FLOP
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100E131 データシート(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC100E131 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E131 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E131 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E131 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MC10E131 MC100E131
MOTOROLA
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 4
2–2
DC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
–40
°C
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
Cond
IIH
Input HIGH
Current
CC
S
R, CE
D
350
450
300
150
350
450
300
150
350
450
300
150
350
450
300
150
µA
IIEE
Power Supply
Current
10E
100E
58
58
70
70
58
58
70
70
58
58
70
70
58
67
70
81
mA
AC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
–40
°C
0
°C to 85°C
Symbol
Characteristic
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
Condition
fMAX
Maximum Toggle Frequency
1000
1400
1100
1400
MHz
tPLH
tPHL
Propagation Delay to Output
CE
CC
R
S
310
275
300
300
600
600
625
550
750
725
775
775
360
325
350
350
500
500
550
550
700
675
725
725
ps
tS
Setup Time
D
200
20
150
20
ps
1
tH
Hold Time
D
225
–20
175
–20
ps
1
tRR
Reset Recovery Time
450
150
400
150
ps
tPW
Minimum Pulse Width
CLK
R, S
400
400
400
400
ps
tSKEW
Within-Device Skew
60
60
ps
2
tr/tf
Rise/Fall Time
275
460
725
300
480
675
ps
20–80%
1. Setup/hold times guaranteed for both CC and CE.
2. Within-device skew is defined as identical transitions on similar paths through a device.


同様の部品番号 - MC100E131

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC100E131 ONSEMI-MC100E131 Datasheet
129Kb / 8P
   5V ECL 4-Bit D Flip-Flop
November, 2006 ??Rev. 11
MC100E131FN ONSEMI-MC100E131FN Datasheet
129Kb / 8P
   5V ECL 4-Bit D Flip-Flop
November, 2006 ??Rev. 11
MC100E131FNG ONSEMI-MC100E131FNG Datasheet
129Kb / 8P
   5V ECL 4-Bit D Flip-Flop
November, 2006 ??Rev. 11
MC100E131FNG ONSEMI-MC100E131FNG Datasheet
161Kb / 8P
   5V ECL 4?륛it D Flip?륡lop
July, 2016 ??Rev. 12
MC100E131FNR2 ONSEMI-MC100E131FNR2 Datasheet
129Kb / 8P
   5V ECL 4-Bit D Flip-Flop
November, 2006 ??Rev. 11
More results

同様の説明 - MC100E131

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
SK10E131PJ SEMTECH-SK10E131PJ Datasheet
113Kb / 4P
   4-bit D Flip-Flop
logo
Micrel Semiconductor
SY10E131 MICREL-SY10E131_06 Datasheet
64Kb / 5P
   4-BIT D FLIP-FLOP
SY10E131 MICREL-SY10E131 Datasheet
74Kb / 4P
   4-BIT D FLIP-FLOP
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10E131 AZM-AZ10E131 Datasheet
76Kb / 6P
   ECL/PECL 4-bit D Flip-Flop
logo
ON Semiconductor
MC10E131 ONSEMI-MC10E131_06 Datasheet
129Kb / 8P
   5V ECL 4-Bit D Flip-Flop
November, 2006 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
SN54LS377 MOTOROLA-SN54LS377 Datasheet
250Kb / 7P
   OCTAL D FLIP-FLOP WITH ENABLE; HEX D FLIP-FLOP WITH ENABLE; 4-BIT D FLIP-FLOP WITH ENABLE
logo
National Semiconductor ...
54ACT823 NSC-54ACT823 Datasheet
134Kb / 8P
   9-Bit D Flip-Flop
74ACT823 NSC-74ACT823 Datasheet
153Kb / 8P
   9-Bit D Flip-Flop
54ACT825 NSC-54ACT825 Datasheet
158Kb / 8P
   8-Bit D Flip-Flop
logo
Fairchild Semiconductor
74F825 FAIRCHILD-74F825 Datasheet
52Kb / 6P
   8-Bit D-Type Flip-Flop
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com