データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10E158 データシート(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC10E158
部品情報  5-BIT 2:1 MULTIPLEXER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10E158 データシート(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC10E158 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E158 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E158 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E158 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MC10E158 MC100E158
MOTOROLA
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 4
2–2
DC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
IIH
Input HIGH Current
µA
D
200
200
200
SEL
150
150
150
IEE
Power Supply Current
mA
10E
33
40
33
40
33
40
100E
33
40
33
40
38
46
AC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
tPLH
Propagation Delay to Output
ps
tPHL
D
225
385
550
225
385
550
225
385
550
SEL
400
600
775
400
600
775
400
600
775
tSKEW
Within-Device Skew
60
60
60
ps
1
tr
Rise/Fall Time
ps
tf
20 - 80%
275
425
650
275
425
650
275
425
650
1. Within-device skew is defined as identical transitions on similar paths through a device.


同様の部品番号 - MC10E158

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10E158 ONSEMI-MC10E158 Datasheet
78Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 9
MC10E158 ONSEMI-MC10E158 Datasheet
154Kb / 8P
   5V ECL 5?륛it 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 10
MC10E158FN ONSEMI-MC10E158FN Datasheet
78Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 9
MC10E158FNG ONSEMI-MC10E158FNG Datasheet
78Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 9
MC10E158FNG ONSEMI-MC10E158FNG Datasheet
154Kb / 8P
   5V ECL 5?륛it 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 10
More results

同様の説明 - MC10E158

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micrel Semiconductor
SY10E158 MICREL-SY10E158_06 Datasheet
59Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MULTIPLEXER
SY10E158 MICREL-SY10E158 Datasheet
58Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10E158 ONSEMI-MC10E158_06 Datasheet
78Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 9
logo
Micrel Semiconductor
SY10E163 MICREL-SY10E163 Datasheet
58Kb / 4P
   2-BIT 8:1 MULTIPLEXER
SY10E163 MICREL-SY10E163_06 Datasheet
60Kb / 4P
   2-BIT 8:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10E163 ONSEMI-MC10E163 Datasheet
102Kb / 4P
   2-BIT 8:1 MULTIPLEXER
1996 REV 2
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS83052I-01 ICST-ICS83052I-01 Datasheet
217Kb / 12P
   2-BIT, 2 : 1, SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
logo
Renesas Technology Corp
83052I-01 RENESAS-83052I-01 Datasheet
509Kb / 16P
   2-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer
December 16, 2015
logo
Integrated Device Techn...
83052I-01 IDT-83052I-01 Datasheet
314Kb / 15P
   2-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer
logo
ON Semiconductor
MC10E158 ONSEMI-MC10E158_16 Datasheet
154Kb / 8P
   5V ECL 5?륛it 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com