データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL5927 データシート(PDF) 2 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISL5927
部品情報  Dual 14-Bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL5927 データシート(HTML) 2 Page - Intersil Corporation

  ISL5927 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL5927 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL5927 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL5927 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL5927 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL5927 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL5927 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL5927 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL5927 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
2
Typical Applications Circuit
+3.3V POWER SOURCE
1
µF
50
1.91k
FERRITE
10
µH
BEAD
RSET
1
2
3
4
5
6
7
8
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
9
10
11
12
13 14 15 16
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
AVPP
ID7
ID6
ID5
ID4
ID1
ID0 (LSB)
QD8
QD9
QD10
QD11
QD12
QD13 (MSB)
SLEEP
DVDD
AGND
AGND
DGND
0.1
µF
0.1
µF
ICOMP
AVPP
0.1
µF
AVPP
AVDD
AVDD
0.1
µF
DVPP
0.1
µF
QCOMP
CLK
+
10
µF
1
µF
FERRITE
10
µH
BEAD
DVPP
+
10
µF
0.1
µF
0.1
µF
0.1
µF
C1
C2
C4
C3
R1
C5
C6
C9
C10
L1
C12
C13
C11
C14
L2
(DIGITAL POWER PLANE) = +3.3V
(ANALOG POWER PLANE) = +3.3V
QD6
QD7
ID3
ID2
ANY 50
Ω LOAD
REPRESENTS
(50
Ω)
(50
Ω)
50
50
QOUT
IOUT
1:1 TRANSFORMER
R2
R3
ISL5927


同様の部品番号 - ISL5927

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL5927 INTERSIL-ISL5927 Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
More results

同様の説明 - ISL5927

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL5957 INTERSIL-ISL5957 Datasheet
630Kb / 13P
   14-Bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Renesas Technology Corp
ISL5957 RENESAS-ISL5957 Datasheet
963Kb / 14P
   14-Bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Intersil Corporation
ISL5957IBZ INTERSIL-ISL5957IBZ Datasheet
658Kb / 14P
   14-Bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
September 29, 2015
ISL5827 INTERSIL-ISL5827 Datasheet
666Kb / 13P
   Dual 12-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
ISL5627 INTERSIL-ISL5627 Datasheet
468Kb / 12P
   Dual 8-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
ISL5727 INTERSIL-ISL5727 Datasheet
672Kb / 13P
   Dual 10-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Renesas Technology Corp
ISL5757 RENESAS-ISL5757 Datasheet
902Kb / 13P
   10-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
logo
Intersil Corporation
ISL5857IBZ INTERSIL-ISL5857IBZ Datasheet
752Kb / 14P
   12-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
October 7, 2015
ISL5757 INTERSIL-ISL5757 Datasheet
625Kb / 13P
   10-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
ISL5857 INTERSIL-ISL5857 Datasheet
637Kb / 13P
   12-bit, 3.3V, 260MSPS, High Speed D/A Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com