データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMM5322204C2WG データシート(PDF) 9 Page - Samsung semiconductor

部品番号 KMM5322204C2WG
部品情報  2M x 32 DRAM SIMM using 1Mx16 , 1K Refresh, 5V
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM5322204C2WG データシート(HTML) 9 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM5322204C2WG Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM5322204C2WG Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM5322204C2WG Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM5322204C2WG Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM5322204C2WG Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM5322204C2WG Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM5322204C2WG Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM5322204C2WG Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KMM5322204C2WG Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
DRAM MODULE
KMM5322204C2W/C2WG
Rev. 0.0 (Nov. 1997)
- 9 -
tWCS
NOTE : DOUT = OPEN
WRITE CYCLE ( EARLY WRITE )
RAS
VIH -
VIL -
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
VIH -
VIL -
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDRESS
tRAS
tRC
tCRP
tRP
tCSH
tRSH
tRCD
tCAS
tRAL
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCAH
tCRP
Don
′t care
Undefined
tWCH
tWP
CAS
tRWL
tCWL
tDS
tDH
DATA-IN
DQ


同様の部品番号 - KMM5322204C2WG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM5322200C2W SAMSUNG-KMM5322200C2W Datasheet
280Kb / 17P
   2M x 32 DRAM SIMM using 1Mx16, 1K Refresh, 5V
KMM5322200C2WG SAMSUNG-KMM5322200C2WG Datasheet
280Kb / 17P
   2M x 32 DRAM SIMM using 1Mx16, 1K Refresh, 5V
More results

同様の説明 - KMM5322204C2WG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM5322200C2W SAMSUNG-KMM5322200C2W Datasheet
280Kb / 17P
   2M x 32 DRAM SIMM using 1Mx16, 1K Refresh, 5V
KMM5362203C2W SAMSUNG-KMM5362203C2W Datasheet
284Kb / 17P
   2M x 36 DRAM SIMM using 1Mx16 and 1Mx4 Quad CAS, 1K Refresh, 5V
KMM5322104CKU SAMSUNG-KMM5322104CKU Datasheet
274Kb / 15P
   2M x 32 DRAM SIMM using 2Mx8 , 2K Refresh, 5V
KMM5362205C2W SAMSUNG-KMM5362205C2W Datasheet
296Kb / 17P
   2M x 36 DRAM SIMM using 1Mx16 and 4M Quad CAS EDO, 1K Refresh
KMM5361203C2W SAMSUNG-KMM5361203C2W Datasheet
280Kb / 17P
   1M x 36 DRAM SIMM using 1Mx16 and 1Mx4 Quad CAS, 1K Refresh
KMM53232004BK SAMSUNG-KMM53232004BK Datasheet
420Kb / 19P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5324000BSW SAMSUNG-KMM5324000BSW Datasheet
357Kb / 18P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004CSW SAMSUNG-KMM5324004CSW Datasheet
435Kb / 21P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328004CSW SAMSUNG-KMM5328004CSW Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM53216004CK SAMSUNG-KMM53216004CK Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com