データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMM5324100CKG データシート(PDF) 9 Page - Samsung semiconductor

部品番号 KMM5324100CKG
部品情報  4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM5324100CKG データシート(HTML) 9 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM5324100CKG Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KMM5324100CKG Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
DRAM MODULE
KMM5324100CK/CKG
KMM5324000CK/CKG
tASC
tCAH
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
VIH -
VIL -
DQ
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDR
tRHCP
tRASP
tCAS
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCRP
VALID
Don
′t care
FAST PAGE WRITE CYCLE ( EARLY WRITE )
DATA-IN
Undefined
VALID
DATA-IN
tDS
NOTE : DOUT = OPEN
COLUMN
ADDRESS
COLUMN
ADDRESS
tRSH
tCAS
tRCD
tPC
¡ó
tCSH
tCAH
tASC
tCAH
¡ó
¡ó
¡ó
tWCS
tWCH
tWCS
VALID
DATA-IN
tWP
tCWL
tWP
tWCH
tWP
tWCS
tWCH
tCWL
tRWL
tCWL
tDH
tDS
tDH
tDS
tDH
¡ó
¡ó
¡ó
tRP
tCP
tCP
tCAS
tPC


同様の部品番号 - KMM5324100CKG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM5324104CK SAMSUNG-KMM5324104CK Datasheet
276Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5324104CKG SAMSUNG-KMM5324104CKG Datasheet
276Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
More results

同様の説明 - KMM5324100CKG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM5324004CK SAMSUNG-KMM5324004CK Datasheet
276Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5328000CK SAMSUNG-KMM5328000CK Datasheet
271Kb / 15P
   8M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5324000BSW SAMSUNG-KMM5324000BSW Datasheet
357Kb / 18P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004CSW SAMSUNG-KMM5324004CSW Datasheet
435Kb / 21P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004BSW SAMSUNG-KMM5324004BSW Datasheet
401Kb / 19P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5364005CK SAMSUNG-KMM5364005CK Datasheet
277Kb / 15P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K, Refresh, 5V
KMM5364003CK SAMSUNG-KMM5364003CK Datasheet
286Kb / 17P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5364005BSW SAMSUNG-KMM5364005BSW Datasheet
393Kb / 19P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364003BSW SAMSUNG-KMM5364003BSW Datasheet
351Kb / 18P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364003CSW SAMSUNG-KMM5364003CSW Datasheet
391Kb / 20P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com