データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMM5328004BSWG データシート(PDF) 2 Page - Samsung semiconductor

部品番号 KMM5328004BSWG
部品情報  8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM5328004BSWG データシート(HTML) 2 Page - Samsung semiconductor

  KMM5328004BSWG Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSWG Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSWG Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSWG Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSWG Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSWG Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSWG Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSWG Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSWG Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
DRAM MODULE
KMM5328004BSW/BSWG
CAS3
CAS2
CAS1
CAS0
RAS
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
DQ8
DQ9
DQ10
DQ11
DQ12
DQ13
DQ14
DQ15
W A0-A11
U0
Vcc
Vss
0.1 or 0.22uF Capacitor
for each DRAM
To all DRAMs
W
A0-A11
LCAS
UCAS
OE
RAS
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
DQ8
DQ9
DQ10
DQ11
DQ12
DQ13
DQ14
DQ15
W A0-A11
U2
LCAS
UCAS
OE
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
DQ27 - DQ34
RAS
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
DQ8
DQ9
DQ10
DQ11
DQ12
DQ13
DQ14
DQ15
U3
LCAS
UCAS
OE
RAS
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
DQ8
DQ9
DQ10
DQ11
DQ12
DQ13
DQ14
DQ15
U5
LCAS
UCAS
OE
W A0-A11
W A0-A11
DQ18 - DQ25
DQ0 - DQ7
DQ9 - DQ16
RAS0/RAS2
47
47
47
47
RAS1/RAS3


同様の部品番号 - KMM5328004BSWG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM5328004CSW SAMSUNG-KMM5328004CSW Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328004CSWG SAMSUNG-KMM5328004CSWG Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
More results

同様の説明 - KMM5328004BSWG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM5328004CSW SAMSUNG-KMM5328004CSW Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004BSW SAMSUNG-KMM5324004BSW Datasheet
401Kb / 19P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324000BSW SAMSUNG-KMM5324000BSW Datasheet
357Kb / 18P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004CSW SAMSUNG-KMM5324004CSW Datasheet
435Kb / 21P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328000CK SAMSUNG-KMM5328000CK Datasheet
271Kb / 15P
   8M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5368003BSW SAMSUNG-KMM5368003BSW Datasheet
365Kb / 18P
   8M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232004BK SAMSUNG-KMM53232004BK Datasheet
420Kb / 19P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216004CK SAMSUNG-KMM53216004CK Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232004CK SAMSUNG-KMM53232004CK Datasheet
459Kb / 21P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000BK SAMSUNG-KMM53216000BK Datasheet
364Kb / 18P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com