データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMM5361205C2WG データシート(PDF) 2 Page - Samsung semiconductor

部品番号 KMM5361205C2WG
部品情報  1M x 36 DRAM SIMM using 1Mx16 and 4M Quad CAS EDO, 1K Refresh
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM5361205C2WG データシート(HTML) 2 Page - Samsung semiconductor

  KMM5361205C2WG Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor KMM5361205C2WG Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor KMM5361205C2WG Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KMM5361205C2WG Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KMM5361205C2WG Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM5361205C2WG Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM5361205C2WG Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM5361205C2WG Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM5361205C2WG Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
DRAM MODULE
KMM5361205C2W/C2WG
Rev. 0.0 (Nov. 1997)
- 2 -
Revision History
Version 0.0 (November 1997)
• Changed module PCB from 6-Layer to 4-Layer.
• Changed Module Part No. from KMM5361205CW/CWG to KMM5361205C2W/C2WG caused by PCB revision .


同様の部品番号 - KMM5361205C2WG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM5361203C2W SAMSUNG-KMM5361203C2W Datasheet
280Kb / 17P
   1M x 36 DRAM SIMM using 1Mx16 and 1Mx4 Quad CAS, 1K Refresh
KMM5361203C2WG SAMSUNG-KMM5361203C2WG Datasheet
280Kb / 17P
   1M x 36 DRAM SIMM using 1Mx16 and 1Mx4 Quad CAS, 1K Refresh
More results

同様の説明 - KMM5361205C2WG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM5362205C2W SAMSUNG-KMM5362205C2W Datasheet
296Kb / 17P
   2M x 36 DRAM SIMM using 1Mx16 and 4M Quad CAS EDO, 1K Refresh
KMM5361203C2W SAMSUNG-KMM5361203C2W Datasheet
280Kb / 17P
   1M x 36 DRAM SIMM using 1Mx16 and 1Mx4 Quad CAS, 1K Refresh
KMM5362203C2W SAMSUNG-KMM5362203C2W Datasheet
284Kb / 17P
   2M x 36 DRAM SIMM using 1Mx16 and 1Mx4 Quad CAS, 1K Refresh, 5V
KMM5364003BSW SAMSUNG-KMM5364003BSW Datasheet
351Kb / 18P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364003CSW SAMSUNG-KMM5364003CSW Datasheet
391Kb / 20P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364005CSW SAMSUNG-KMM5364005CSW Datasheet
415Kb / 21P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364005BSW SAMSUNG-KMM5364005BSW Datasheet
393Kb / 19P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364005CK SAMSUNG-KMM5364005CK Datasheet
277Kb / 15P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K, Refresh, 5V
KMM5364003CK SAMSUNG-KMM5364003CK Datasheet
286Kb / 17P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5322204C2W SAMSUNG-KMM5322204C2W Datasheet
287Kb / 17P
   2M x 32 DRAM SIMM using 1Mx16 , 1K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com