データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QO2110VH データシート(PDF) 1 Page - Schneider Electric

部品番号 QO2110VH
部品情報  Mini CB, QO, 110 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

QO2110VH データシート(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  QO2110VH Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QO2110VH Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric QO2110VH Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Product data sheet
Characteristics
QO2110VH
Mini CB, QO, 110 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug
in
Product availability : Stock - Normally stocked in distribution facility
Price** : 1,034.00 USD
Main
Product
Miniature circuit-breaker
Range
QO
Current Rating
110 A
Voltage Rating
120/240 V AC
120 V AC
Mounting Type
Plug-in
Number of Poles
2P
Circuit Breaker Type
Standard
Ratings
HACR rated
Electrical Connection
Box lugs
Complementary
Inturrupt Rating
22 kA 120/240 V AC 50/60 Hz
22 kA 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces
2
Wire Size
AWG 4...300 kcmil copper or aluminium
Tightening torque
40.71 lbf.in (4.6 N.m)
Height
88.90 mm (3.5 in)
Depth
73.91 mm (2.91 in)
Width
38.10 mm (1.5 in)
Environment
Certifications
UL listed
CSA
Ambient Rating
104 °F (40 °C)
Nov 26, 2019
1


同様の部品番号 - QO2110VH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QO2110 SCHNEIDER-QO2110 Datasheet
154Kb / 3P
   Mini CB, QO, 110 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in
QO21101021 SCHNEIDER-QO21101021 Datasheet
147Kb / 2P
   Mini CB, QO, 110 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in, Shunt Trip
More results

同様の説明 - QO2110VH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOH2110 SCHNEIDER-QOH2110 Datasheet
160Kb / 3P
   Mini CB, QO, 110 A, 2P, 120/240 V, 42 kA, Plug in
QO2110 SCHNEIDER-QO2110 Datasheet
154Kb / 3P
   Mini CB, QO, 110 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in
QO2175VH SCHNEIDER-QO2175VH Datasheet
115Kb / 2P
   Mini CB, QO, 175 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO280VH SCHNEIDER-QO280VH Datasheet
140Kb / 3P
   Mini CB, QO, 80 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO2200VH SCHNEIDER-QO2200VH Datasheet
115Kb / 2P
   Mini CB, QO, 200 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO215VH SCHNEIDER-QO215VH Datasheet
142Kb / 3P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO240VH SCHNEIDER-QO240VH Datasheet
151Kb / 3P
   Mini CB, QO, 40 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO2150VH SCHNEIDER-QO2150VH Datasheet
115Kb / 2P
   Mini CB, QO, 150 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO225VH SCHNEIDER-QO225VH Datasheet
157Kb / 3P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
QO270VH SCHNEIDER-QO270VH Datasheet
153Kb / 3P
   Mini CB, QO, 70 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com