データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMM53216004BKG データシート(PDF) 8 Page - Samsung semiconductor

部品番号 KMM53216004BKG
部品情報  16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM53216004BKG データシート(HTML) 8 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM53216004BKG Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KMM53216004BKG Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM53216004BKG Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM53216004BKG Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM53216004BKG Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM53216004BKG Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM53216004BKG Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM53216004BKG Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM53216004BKG Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 19 page
background image
DRAM MODULE
KMM53216004BK/BKG
NOTE : DOUT = OPEN
WRITE CYCLE ( OE CONTROLLED WRITE )
RAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
OE
VIH -
VIL -
VIH -
VIL -
DQ
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDRESS
tRAS
tRC
tCRP
tRP
tCSH
tRSH
tRCD
tCAS
tRAL
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCAH
tCRP
tWP
Don
′t care
Undefined
CAS
VIH -
VIL -
tRWL
tCWL
tDH
tOEH
tOED
DATA-IN
tDS


同様の部品番号 - KMM53216004BKG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM53216004CK SAMSUNG-KMM53216004CK Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216004CKG SAMSUNG-KMM53216004CKG Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
More results

同様の説明 - KMM53216004BKG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM53216004CK SAMSUNG-KMM53216004CK Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000CK SAMSUNG-KMM53216000CK Datasheet
397Kb / 20P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000BK SAMSUNG-KMM53216000BK Datasheet
364Kb / 18P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53616000BK SAMSUNG-KMM53616000BK Datasheet
371Kb / 18P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53232004CK SAMSUNG-KMM53232004CK Datasheet
459Kb / 21P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232004BK SAMSUNG-KMM53232004BK Datasheet
420Kb / 19P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232000CK SAMSUNG-KMM53232000CK Datasheet
412Kb / 20P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232000BK SAMSUNG-KMM53232000BK Datasheet
376Kb / 18P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53616004CK SAMSUNG-KMM53616004CK Datasheet
453Kb / 21P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53616000CK SAMSUNG-KMM53616000CK Datasheet
410Kb / 20P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com