データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

GRM1885C2A5R0WA01 データシート(PDF) 6 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd

部品番号. GRM1885C2A5R0WA01
部品情報  Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose
ダウンロード  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
ホームページ  http://www.murata.com
Logo 

GRM1885C2A5R0WA01 Datasheet(HTML) 6 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 30 page
background image
■ Package
Tape Carrier Packaging
1.
Minimum Quantity (pcs./reel)
8
2. Dimensions of Tape (in mm)
(1)GRM188(W8P4 Code:D/J)
8
-
1.05+/-0.10
GRM18
Series
Code:D
4000(W8P4)
Code:J
10000(W8P4)
φ180mm Reel
PAPER Tape
φ330mm Reel
PAPER Tape
F
G
H
4.0+/-0.1
2.0+/-0.1
φ1.5+0.1/-0
C
B
D
E
J
4.0+/-0.1
1.75+/-0.1
GRM18
8.0+/-0.3
3.5+/-0.05
A
0.8+/-0.1
Dimensions(Chip)
L
W
T
1.85+/-0.10
0.8+/-0.1
1.6+/-0.1
Series
M
L
K
-
1.15 max.
0.15~0.4
A
B
J
H
F
G
C
D
E
K
 
GRM1885C2A5R0WA01-01A


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn