データシートサーチシステム
  Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

PVD10 データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 PVD10
部品情報  Microelectronic Power IC BOSFET Photovoltaic Relay Single-Pole, 160mA, 0-100V DC
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

PVD10 データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

  PVD10 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier PVD10 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier PVD10 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier PVD10 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier PVD10 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier PVD10 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
SeriesPVD10
6
Case
Outline
(Dimensions in millimeters (inches))
Mechanical
Specifications:
Package: 8-pin DIP
Tolerances: .015 (.38) unless otherwise specified
Case Material: molded epoxy
Weight: .07 oz. (2 gr.)
WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245 Tel: (310) 322 3331
IR GREAT BRITAIN: Hurst Green, Oxted, Surrey RH8 9BB, UK Tel: ++ 44 1883 732020
IR JAPAN: K&H Bldg., 2F, 30-4 Nishi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-Ku, Tokyo, Japan 171-0021 Tel: 8133 983 0086
IR HONG KONG: Unit 308, #F, New East Ocean Centre, No. 9 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon,
Hong Kong
Tel: (852) 2803-7380
http://www.irf.com/
Data and specifications subject to change without notice.
6/14/99


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn