データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7321D2PBF データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7321D2PBF
部品情報  FETKY MOSFET & Schottky Diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7321D2PBF データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7321D2PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7321D2PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7321D2PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7321D2PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7321D2PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7321D2PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7321D2PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7321D2PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF7321D2PbF
www.irf.com
5
Fig 9. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
Fig 10. Typical On-Resistance Vs. Drain
Current
Fig 11. Typical On-Resistance Vs. Gate
Voltage
0.1
1
10
100
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
102030
A
V
= -4.5V
V
= -10V
GS
GS
-ID , Drain Current (A)
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0
3
6
9
12
15
A
I
= -4.9A
D
-VGS , Gate -to-Source Voltage (V)
Power Mosfet Characteristics


同様の部品番号 - IRF7321D2PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7321D2PBF IRF-IRF7321D2PBF Datasheet
214Kb / 8P
   Ideal For Buck Regulator Applications
IRF7321D2PBF IRF-IRF7321D2PBF_15 Datasheet
214Kb / 8P
   Ideal For Buck Regulator Applications
More results

同様の説明 - IRF7321D2PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7326D2 IRF-IRF7326D2 Datasheet
116Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807D2PBF IRF-IRF7807D2PBF Datasheet
107Kb / 8P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7342D2PBF IRF-IRF7342D2PBF Datasheet
200Kb / 11P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode
IRF7807VD1 IRF-IRF7807VD1 Datasheet
117Kb / 9P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7353D2 IRF-IRF7353D2 Datasheet
128Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807VD2PBF IRF-IRF7807VD2PBF Datasheet
138Kb / 9P
   FETKY MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2 IRF-IRF7807VD2 Datasheet
115Kb / 9P
   FETKY??MOSFET / SCHOTTKY DIODE
IRF7353D1 IRF-IRF7353D1 Datasheet
170Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7324D1TR IRF-IRF7324D1TR Datasheet
164Kb / 8P
   FETKY MOSFET / Schottky Diode
IRF7807D1PBF IRF-IRF7807D1PBF Datasheet
168Kb / 8P
   FETKY MOSFET / SCHOTTKY DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com