データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QOB115VHFT データシート(PDF) 1 Page - Schneider Electric

部品番号 QOB115VHFT
部品情報  Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

QOB115VHFT データシート(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  QOB115VHFT Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB115VHFT Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product data sheet
Characteristics
QOB115VHFT
Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on,
FT
Price** : 86.00 USD
Main
Product
Miniature circuit-breaker
Range
QO
Current Rating
15 A
Voltage Rating
120/240 V AC
120 V AC
Mounting Type
Bolt-on
Number of Poles
1P
Circuit Breaker Type
Standard
Ratings
HACR rated
Electrical Connection
Pressure plate
Complementary
Inturrupt Rating
22 kA 120/240 V AC 50/60 Hz
22 kA 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces
1
Wire Size
AWG 14...AWG 8 copper or aluminium
Tightening torque
40.71 lbf.in (4.6 N.m)
Height
76.20 mm (3 in)
Depth
73.91 mm (2.91 in)
Width
19.05 mm (0.75 in)
Environment
Certifications
UL listed
CSA
Ambient Rating
104 °F (40 °C)
Dec 30, 2019
1


同様の部品番号 - QOB115VHFT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB115VH SCHNEIDER-QOB115VH Datasheet
113Kb / 2P
   QO mini breaker, 15 A, 1 pole, 120/240 V, 22 kA, bolt on
QOB115VH1021 SCHNEIDER-QOB115VH1021 Datasheet
138Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB115VH1042 SCHNEIDER-QOB115VH1042 Datasheet
117Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB115VH1201 SCHNEIDER-QOB115VH1201 Datasheet
113Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Aux Switch 1B
QOB115VH2100 SCHNEIDER-QOB115VH2100 Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Alarm Switch
More results

同様の説明 - QOB115VHFT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB115VH5237 SCHNEIDER-QOB115VH5237 Datasheet
69Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB120VH1021FT SCHNEIDER-QOB120VH1021FT Datasheet
116Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB120VHFT SCHNEIDER-QOB120VHFT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB130VHFT SCHNEIDER-QOB130VHFT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB150VHFT SCHNEIDER-QOB150VHFT Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB125VHFT SCHNEIDER-QOB125VHFT Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB115VH35 SCHNEIDER-QOB115VH35 Datasheet
106Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB115FT SCHNEIDER-QOB115FT Datasheet
106Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB315VHFT SCHNEIDER-QOB315VHFT Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 3P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB215VHFT SCHNEIDER-QOB215VHFT Datasheet
103Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on,FT
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com