データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS4382 データシート(PDF) 8 Page - Cirrus Logic

部品番号 CS4382
部品情報  114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CIRRUS [Cirrus Logic]
ホームページ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS4382 データシート(HTML) 8 Page - Cirrus Logic

Back Button CS4382 Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic CS4382 Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CS4382 Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS4382 Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS4382 Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS4382 Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS4382 Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS4382 Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS4382 Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 42 page
background image
CS4382
8
DS514F1
SWITCHING CHARACTERISTICS (For KQZ T
A = -10 to +70 °C; VLS = 1.8 V to 5.5 V; Inputs: Logic
0 = GND, Logic 1 = VLS, CL = 30 pF)
Notes: 15. See Table 5 on page 26 for suggested MCLK frequencies
16. This serial clock is available only in Control Port Mode when the MCLK Divide bit is enabled.
17. The higher frequency LRCK must be an exact integer multiple (1, 2, or 4) of the lower frequency LRCK
.
Parameters
Symbol
Min
Typ
Max
Units
MCLK Frequency
(Note 15)
Single Speed Mode
1.024
-
51.2
MHz
Double Speed Mode
6.400
-
51.2
MHz
Quad Speed Mode
6.400
-
51.2
MHz
MCLK Duty Cycle
40
50
60
%
Input Sample Rate
Single Speed Mode
Double Speed Mode
Quad Speed Mode
Fs
Fs
Fs
4
50
100
-
-
-
50
100
200
kHz
kHz
kHz
LRCK Duty Cycle
45
50
55
%
SCLK Pulse Width Low
tsclkl
20
-
-
ns
SCLK Pulse Width High
tsclkh
20
-
-
ns
SCLK Period
tsclkw
--
ns
(Note 16)
tsclkw
--
ns
SCLK rising to LRCK edge delay
tslrd
20
-
-
ns
SCLK rising to LRCK edge setup time
tslrs
20
-
-
ns
SDATA valid to SCLK rising setup time
tsdlrs
20
-
-
ns
SCLK rising to SDATA hold time
tsdh
20
-
-
ns
LRCK1 to LRCK2 frequency ratio
(Note 17)
0.25
1.00
4.00
2
MCLK
------------------
4
MCLK
------------------
sclkh
t
slrs
t
slrd
t
sd lrs
t
sd h
t
sclkl
t
SD A TA
SCL K
L RCK
Figure 1. Serial Mode Input Timing


同様の部品番号 - CS4382

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CS4382 CIRRUS-CS4382 Datasheet
844Kb / 42P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382-KQZ CIRRUS-CS4382-KQZ Datasheet
844Kb / 42P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382-KQZR CIRRUS-CS4382-KQZR Datasheet
844Kb / 42P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382A CIRRUS-CS4382A Datasheet
685Kb / 47P
   114 dB, 192 kHz 8-channel D/A Converter
CS4382A CIRRUS-CS4382A Datasheet
1,012Kb / 50P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
More results

同様の説明 - CS4382

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CS4383 CIRRUS-CS4383 Datasheet
952Kb / 40P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter?
CS4382 CIRRUS-CS4382_08 Datasheet
844Kb / 42P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382A CIRRUS-CS4382A_05 Datasheet
938Kb / 47P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4385A CIRRUS-CS4385A Datasheet
1Mb / 55P
   114-dB, 192-kHz 8-Channel D/A Converter
CS5368 CIRRUS-CS5368_08 Datasheet
596Kb / 41P
   114 dB, 192 kHz, 8-Channel A/D Converter
CS4382A CIRRUS-CS4382A Datasheet
685Kb / 47P
   114 dB, 192 kHz 8-channel D/A Converter
CS5368 CIRRUS-CS5368 Datasheet
354Kb / 39P
   114 dB, 192 kHz, 8-Channel A/D Converter
CS4385 CIRRUS-CS4385_07 Datasheet
1Mb / 55P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382A CIRRUS-CS4382A_08 Datasheet
1,012Kb / 50P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4385 CIRRUS-CS4385_08 Datasheet
1Mb / 55P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com