データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M74HC4049B1R データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 M74HC4049B1R
部品情報  HEX BUFFER/CONVERTER (INVERTER)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HC4049B1R データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  M74HC4049B1R Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HC4049B1R Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HC4049B1R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HC4049B1R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HC4049B1R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HC4049B1R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HC4049B1R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HC4049B1R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
M74HC4049
6/8
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.068
a1
0.1
0.2
0.003
0.007
a2
1.65
0.064
b
0.35
0.46
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.5
0.019
c1
45° (typ.)
D
9.8
10
0.385
0.393
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
8.89
0.350
F
3.8
4.0
0.149
0.157
G
4.6
5.3
0.181
0.208
L
0.5
1.27
0.019
0.050
M
0.62
0.024
S8° (max.)
SO-16 MECHANICAL DATA
PO13H


同様の部品番号 - M74HC4049B1R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
M74HC4049B1R STMICROELECTRONICS-M74HC4049B1R Datasheet
248Kb / 11P
   HC4050 HEX BUFFER/CONVERTER HC4049 HEX BUFFER/CONVERTER INVERTER
More results

同様の説明 - M74HC4049B1R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
M54HC4049 STMICROELECTRONICS-M54HC4049 Datasheet
248Kb / 11P
   HC4050 HEX BUFFER/CONVERTER HC4049 HEX BUFFER/CONVERTER INVERTER
M54HC4049 STMICROELECTRONICS-M54HC4049_04 Datasheet
311Kb / 9P
   RAD-HARD HEX BUFFER/CONVERTER (INVERTER)
logo
Hitachi Semiconductor
HD14049UB HITACHI-HD14049UB Datasheet
67Kb / 6P
   Hex Inverter/Buffer
logo
ON Semiconductor
MC10195 ONSEMI-MC10195_02 Datasheet
87Kb / 4P
   Hex Inverter/Buffer
January, 2002 ??Rev. 7
MC10195 ONSEMI-MC10195 Datasheet
102Kb / 4P
   Hex Inverter/Buffer
1996 REV 5
logo
System Logic Semiconduc...
SL4502B SLS-SL4502B Datasheet
42Kb / 5P
   Strobed Hex Inverter/Buffer
logo
NXP Semiconductors
HEF4502B PHILIPS-HEF4502B Datasheet
41Kb / 4P
   Strobed hex inverter/buffer
January 1995
logo
STMicroelectronics
HCF4502B STMICROELECTRONICS-HCF4502B_02 Datasheet
156Kb / 9P
   STROBED HEX INVERTER/BUFFER
logo
Motorola, Inc
MC14502B MOTOROLA-MC14502B Datasheet
233Kb / 6P
   Strobed Hex Inverter/Buffer
logo
STMicroelectronics
HCC4502B STMICROELECTRONICS-HCC4502B Datasheet
265Kb / 11P
   STROBED HEX INVERTER/BUFFER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com