データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI6991DQ データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI6991DQ
部品情報  Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI6991DQ データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI6991DQ Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI6991DQ Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI6991DQ Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI6991DQ Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI6991DQ Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Si6991DQ
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 72230
S-31066—Rev. A, 26-May-03
www.vishay.com
5
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
10-3
10-2
110
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
Square Wave Pulse Duration (sec)


同様の部品番号 - SI6991DQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI6993DQ VISHAY-SI6993DQ Datasheet
68Kb / 5P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI6993DQ VISHAY-SI6993DQ Datasheet
210Kb / 4P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Feb-06
SI6993DQ VISHAY-SI6993DQ Datasheet
108Kb / 6P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI6993DQ-T1 VISHAY-SI6993DQ-T1 Datasheet
68Kb / 5P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI6993DQ VISHAY-SI6993DQ_06 Datasheet
210Kb / 4P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Feb-06
More results

同様の説明 - SI6991DQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4953DY VISHAY-SI4953DY Datasheet
43Kb / 4P
   Dual P-Channel 30-V(D-S) MOSFET
Rev. E, 18-Aug-03
SIA931DJ VISHAY-SIA931DJ Datasheet
277Kb / 9P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
SI3993DV VISHAY-SI3993DV Datasheet
204Kb / 10P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Nov-09
SI7997DP VISHAY-SI7997DP Datasheet
482Kb / 13P
   Dual P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 09-Aug-10
logo
Anachip Corp
AF4935 ANACHIP-AF4935 Datasheet
149Kb / 3P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4927DY VISHAY-SI4927DY Datasheet
271Kb / 3P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
SI7941DP VISHAY-SI7941DP Datasheet
274Kb / 3P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
31-May-04
SI7921DN VISHAY-SI7921DN Datasheet
186Kb / 5P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Jun-05
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI4923DY KEXIN-KI4923DY Datasheet
51Kb / 2P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7945DP VISHAY-SI7945DP_06 Datasheet
207Kb / 4P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Feb-06
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI4953DY KEXIN-KI4953DY Datasheet
50Kb / 2P
   Dual P-Channel 30-V(D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com