データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


MC74AC109N データシート(Datasheet) 6 Page - ON Semiconductor

部品番号. MC74AC109N
部品情報  Dual JK Positive Edge−Triggered Flip−Flop
ダウンロード  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo 

   
 6 page
background image
MC74AC109, MC74ACT109
http://onsemi.com
6
AC OPERATING REQUIREMENTS (continued)
Symbol
Fig.
No.
Unit
74ACT
74ACT
VCC*
(V)
Parameter
Symbol
Fig.
No.
Unit
TA = −40°C
to +85°C
CL = 50 pF
TA = +25°C
CL = 50 pF
VCC*
(V)
Parameter
Symbol
Fig.
No.
Unit
Guaranteed Minimum
Typ
VCC*
(V)
Parameter
trec
Recovery TIme
CDn or SDn to CP
5.0
0
0
ns
3−9
*Voltage Range 5.0 V is 5.0 V ±0.5 V.
CAPACITANCE
Symbol
Parameter
Value
Typ
Unit
Test Conditions
CIN
Input Capacitance
4.5
pF
VCC = 5.0 V
CPD
Power Dissipation Capacitance
35
pF
VCC = 5.0 V
MARKING DIAGRAMS
A
= Assembly Location
WL, L
= Wafer Lot
YY, Y
= Year
WW, W = Work Week
AC109
AWLYWW
MC74AC109N
AWLYYWW
AC
109
ALYW
ACT109
AWLYWW
ACT
109
ALYW
MC74ACT109N
AWLYYWW
DIP−16
SO−16
TSSOP−16
EIAJ−16
74AC109
ALYW
74ACT109
ALYW




Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download



関連電子部品番号

部品番号コンポーネントの説明Html Viewメーカー
MC74AC74Dual D−Type Positive Edge−Triggered Flip−Flop 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
MC10EP29_063.3V / 5V ECL Dual Differential Data and Clock D Flip−Flop With Set and Reset 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
OM3901SCDUAL POSITIVE AND NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS APPROVED TO DESC DRAWING 1 2 3 4 List of Unclassifed Manufacturers
MC74HCT74A_06Dual D Flip−Flop with Set and Reset with LSTTL Compatible Inputs 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
MC10H131_06Dual D Type Master−Slave Flip−Flop 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
74HC74Dual D Flip−Flop with Set and Reset High−Performance Silicon−Gate CMOS 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
MC10H135_06Dual J−K Master−Slave Flip−Flop 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
54AC74Dual D-Type Positive Edge-Triggered Flip-Flop 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor (TI)
NLAS9431Low Voltage Single Supply Dual DPDT Analog Switch 1 2 3 4 5 MoreON Semiconductor
ADL55191 MHz to 10 GHz 50 dB Dual Log Detector/Controller 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices

リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl