データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FCBS0650 データシート(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FCBS0650
部品情報  Smart Power Module (SPM)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FCBS0650 データシート(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FCBS0650 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FCBS0650 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FCBS0650 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FCBS0650 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FCBS0650 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FCBS0650 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FCBS0650 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FCBS0650 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FCBS0650 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
8
www.fairchildsemi.com
FCBS0650 Rev. A
Mechanical Characteristics and Ratings
Figure 5. Flatness Measurement Position
Parameter
Conditions
Limits
Units
Min.
Typ.
Max.
Mounting Torque
Mounting Screw: - M3
Recommended 0.62N•m
0.51
0.62
0.72
N•m
Device Flatness
Note Fig. 5
0
-
+120
µm
Weight
-
15.4
-
g
( + )
( + )
( + )
( + )


同様の部品番号 - FCBS0650

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FCBS0550 FAIRCHILD-FCBS0550 Datasheet
249Kb / 16P
   Smart Power Module (SPM)
logo
ON Semiconductor
FCBS0550 ONSEMI-FCBS0550 Datasheet
338Kb / 18P
   Smart Power Module (SPM)
September 8, 2005 Rev. A
More results

同様の説明 - FCBS0650

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FSB50325S FAIRCHILD-FSB50325S Datasheet
149Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM)
FSB50250S FAIRCHILD-FSB50250S Datasheet
163Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM)
FPAL30SL60 FAIRCHILD-FPAL30SL60 Datasheet
679Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FSAM10SM60A FAIRCHILD-FSAM10SM60A Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
FSAM10SH60A FAIRCHILD-FSAM10SH60A Datasheet
1Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
FSBM10SH60 FAIRCHILD-FSBM10SH60 Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
FSB50450 FAIRCHILD-FSB50450 Datasheet
340Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM)
FPAL15SL60 FAIRCHILD-FPAL15SL60 Datasheet
356Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FPBL20SL60 FAIRCHILD-FPBL20SL60 Datasheet
278Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FPBL20SM60 FAIRCHILD-FPBL20SM60 Datasheet
278Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FSBM15SH60A FAIRCHILD-FSBM15SH60A Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com