データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF6218 データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRF6218
部品情報  SMPS MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6218 データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF6218 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6218 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6218 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6218 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6218 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6218 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6218 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
IRF6218
6
www.irf.com
Fig 13. On-Resistance vs. Gate Voltage
Fig 12. On-Resistance vs. Drain Current
Fig 14a&b. Basic Gate Charge Test Circuit
and Waveform
Fig 15a&b. Unclamped Inductive Test circuit
and Waveforms
Fig 15c. Maximum Avalanche Energy
vs. Drain Current
D.U.T.
VDS
ID
IG
-3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
-VGS
QG
QGS
QGD
VG
Charge
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
VDD
DRIVER
A
15V
-20V
tp
V(BR)DSS
I AS
0
2040
6080
-ID , Drain Current (A)
100
150
200
250
300
350
400
VGS = -10V
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-VGS, Gate -to -Source Voltage (V)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ID = -27A
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ID
TOP
-4.6A
-6.3A
BOTTOM -16A


同様の部品番号 - IRF6218

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF6218 ISC-IRF6218 Datasheet
333Kb / 2P
   P-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF6218L IRF-IRF6218L Datasheet
225Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRF6218LPBF IRF-IRF6218LPBF Datasheet
305Kb / 9P
   Reset Switch for Active Clamp Reset DC-DC converters
IRF6218PBF IRF-IRF6218PBF Datasheet
133Kb / 7P
   HEXFET Power MOSFET
IRF6218PBF IRF-IRF6218PBF_15 Datasheet
142Kb / 8P
   Reset Switch for Active Clamp Reset DC-DC converters
More results

同様の説明 - IRF6218

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFPS30N60KPBF IRF-IRFPS30N60KPBF Datasheet
135Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR1N60APBF IRF-IRFR1N60APBF Datasheet
231Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFB9N65APBF IRF-IRFB9N65APBF Datasheet
129Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRLR3715PBF IRF-IRLR3715PBF Datasheet
268Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFR3412PBF IRF-IRFR3412PBF Datasheet
224Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRF7466PBF IRF-IRF7466PBF Datasheet
131Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRF7468PBF IRF-IRF7468PBF Datasheet
126Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFB18N50KPBF IRF-IRFB18N50KPBF Datasheet
173Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFIB8N50K IRF-IRFIB8N50K Datasheet
147Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR420A IRF-IRFR420A Datasheet
114Kb / 10P
   SMPS MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR220N KERSEMI-IRFR220N Datasheet
3Mb / 10P
   SMPS MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com