データシートサーチシステム |
|
MC74AC259DR2 データシート(PDF) 8 Page - ON Semiconductor |
|
MC74AC259DR2 データシート(HTML) 8 Page - ON Semiconductor |
8 / 11 page MC74AC259, MC74ACT259 http://onsemi.com 8 AC OPERATING REQUIREMENTS Symbol Parameter VCC* (V) 74ACT 74ACT Unit Fig. No. TA = +25°C CL = 50 pF TA = −40°C to +85°C CL = 50 pF Typ Guaranteed Minimum ts Setup Time, HIGH or LOW Dn to E 5.0 − 3.0 4.0 ns 3−9 th Hold Time, HIGH or LOW Dn to E 5.0 − 2.5 2.5 ns 3−9 ts Setup Time Address to E 5.0 − 4.5 6.5 ns 3−6 th Hold Time Address to E 5.0 − 2.5 2.5 ns 3−6 tw Minimum Pulse 5.0 − 7.0 7.5 ns 3−6 Width MR tw Minimum Pulse 5.0 − 7.0 7.5 ns 3−6 Width E *Voltage Range 5.0 V is 5.0 V ±0.5 V. CAPACITANCE Symbol Parameter Value Typ Unit Test Conditions CIN Input Capacitance 4.5 pF VCC = 5.0 V CPD Power Dissipation Capacitance 50.0 pF VCC = 5.0 V |
同様の部品番号 - MC74AC259DR2 |
|
同様の説明 - MC74AC259DR2 |