データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL59440IAZ-T7 データシート(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISL59440IAZ-T7
部品情報  400MHz Multiplexing Amplifier
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL59440IAZ-T7 データシート(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL59440IAZ-T7 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL59440IAZ-T7 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL59440IAZ-T7 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL59440IAZ-T7 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL59440IAZ-T7 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL59440IAZ-T7 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL59440IAZ-T7 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL59440IAZ-T7 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL59440IAZ-T7 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
7
FN6162.1
September 21, 2005
FIGURE 19. SMALL SIGNAL TRANSIENT RESPONSE
FIGURE 20. LARGE SIGNAL TRANSIENT RESPONSE
FIGURE 21. PACKAGE POWER DISSIPATION vs AMBIENT
TEMPERATURE
FIGURE 22. PACKAGE POWER DISSIPATION vs AMBIENT
TEMPERATURE
FIGURE 23. ROUT vs FREQUENCY
Typical Performance Curves VS = ±5V, RL = 500Ω to GND, TA = 25°C, unless otherwise specified. (Continued)
TIME (4ns/DIV)
120
80
40
0
-40
-80
-120
160
-160
AV = 1
CL = 1.6pF
RF = 332Ω
RL = 500Ω
TIME (4ns/DIV)
2
1.6
1.2
0.8
0.4
0
-0.4
-0.8
2.4
AV = 2
CL= 5.5pF
RG = RF = 511Ω
RL = 500Ω
893mW
θ
JA =1
12°
C/W
QS
OP
16
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.2
0
0
255075
100
150
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
125
85
JEDEC JESD51-7 HIGH EFFECTIVE THERMAL
CONDUCTIVITY TEST BOARD
0.4
633mW
θ
JA=1
58°C
/W
QSO
P16
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0
0
25
50
75
100
150
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
125
85
JEDEC JESD51-3 LOW EFFECTIVE THERMAL
CONDUCTIVITY TEST BOARD
0.2
100
10
1
0.1
0.1
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
AV = 1, VOUT = 100mVP-P
AV = 2, VOUT = 2VP-P
AV = 1
AV = 2
ISL59440


同様の部品番号 - ISL59440IAZ-T7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL59440IAZ INTERSIL-ISL59440IAZ Datasheet
435Kb / 12P
   400MHz Multiplexing Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
ISL59440IAZ RENESAS-ISL59440IAZ Datasheet
727Kb / 12P
   400MHz Multiplexing Amplifier
More results

同様の説明 - ISL59440IAZ-T7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL59440 INTERSIL-ISL59440_07 Datasheet
435Kb / 12P
   400MHz Multiplexing Amplifier
ISL59420IUZ INTERSIL-ISL59420IUZ Datasheet
530Kb / 13P
   400MHz Multiplexing Amplifier
July 3, 2012
ISL59420 INTERSIL-ISL59420 Datasheet
548Kb / 12P
   400MHz Multiplexing Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
ISL59420 RENESAS-ISL59420 Datasheet
775Kb / 13P
   400MHz Multiplexing Amplifier
ISL59440 RENESAS-ISL59440 Datasheet
727Kb / 12P
   400MHz Multiplexing Amplifier
logo
Intersil Corporation
ISL59421 INTERSIL-ISL59421 Datasheet
561Kb / 12P
   865MHz Multiplexing Amplifier
ISL59441 INTERSIL-ISL59441 Datasheet
571Kb / 12P
   900MHz Multiplexing Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
ISL59441 RENESAS-ISL59441 Datasheet
773Kb / 12P
   900MHz Multiplexing Amplifier
ISL59421 RENESAS-ISL59421 Datasheet
775Kb / 12P
   865MHz Multiplexing Amplifier
logo
RF Micro Devices
RF2117 RFMD-RF2117 Datasheet
173Kb / 8P
   HIGH EFFICIENCY 400MHZ AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com