データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

CL10A105KB8NNNC データシート(PDF) 1 Page - Samsung semiconductor

部品番号. CL10A105KB8NNNC
部品情報  Multi-layer Ceramic Capacitor
ダウンロード  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo 

CL10A105KB8NNNC Datasheet(HTML) 1 Page - Samsung semiconductor

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SPECIFICATION
(Reference sheet)
· Supplier : Samsung electro-mechanics
· Samsung P/N :
CL10A105KB8NNNC
· Product : Multi-layer Ceramic Capacitor
· Description :
CAP, 1uF, 50V, ±10%, X5R, 0603
CL
10
A
105
K
B
8
N
N
N
C
② ③
⑧⑨⑩⑪
Series
Samsung Multi-layer Ceramic Capacitor
Size
0603 (inch code)
L:
1.60 ± 0.10 ㎜
W:
0.80 ± 0.10 ㎜
Dielectric
X5R
⑧ Inner electrode
Capacitance
1
Termination
Capacitance
±10 %
Plating
(Pb Free)
tolerance
Product
Normal
Rated Voltage
50 V
Special
Reserved for future use
Thickness
0.80 ± 0.10 ㎜
Packaging
Cardboard Type, 7" reel
B. Structure & Dimension
CL10A105KB8NNNC
1.60 ± 0.10
0.80 ± 0.10
0.80 ± 0.10
0.30 ± 0.20
A. Samsung Part Number
Ni
uF
Sn 100%
Samsung P/N
Dimension(
㎜)
W
LT
BW
Cu


Html ページ

1  2  3 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn