データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MSP430F5500IRGZT データシート(PDF) 94 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 MSP430F5500IRGZT
部品情報  MSP430F5510, MSP430F550x Mixed-Signal Microcontrollers
Download  125 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430F5500IRGZT データシート(HTML) 94 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F5500IRGZT Datasheet HTML 90Page - Texas Instruments MSP430F5500IRGZT Datasheet HTML 91Page - Texas Instruments MSP430F5500IRGZT Datasheet HTML 92Page - Texas Instruments MSP430F5500IRGZT Datasheet HTML 93Page - Texas Instruments MSP430F5500IRGZT Datasheet HTML 94Page - Texas Instruments MSP430F5500IRGZT Datasheet HTML 95Page - Texas Instruments MSP430F5500IRGZT Datasheet HTML 96Page - Texas Instruments MSP430F5500IRGZT Datasheet HTML 97Page - Texas Instruments MSP430F5500IRGZT Datasheet HTML 98Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 125 page
background image
94
MSP430F5510, MSP430F5509, MSP430F5508
MSP430F5507, MSP430F5506, MSP430F5505, MSP430F5504
MSP430F5503, MSP430F5502, MSP430F5501, MSP430F5500
SLAS645L – JULY 2009 – REVISED MAY 2020
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: MSP430F5510 MSP430F5509 MSP430F5508 MSP430F5507 MSP430F5506 MSP430F5505
MSP430F5504 MSP430F5503 MSP430F5502 MSP430F5501 MSP430F5500
Detailed Description
Copyright © 2009–2020, Texas Instruments Incorporated
(1)
N/A = Not applicable
6.12 Device Descriptors
Table 6-57 and Table 6-58 list the complete contents of the device descriptor tag-length-value (TLV)
structure for each device type.
Table 6-57. F5504 to F5510 Device Descriptor Table (1)
DESCRIPTION
ADDRESS
SIZE
(bytes)
VALUE
F5510
F5509
F5508
F5507
F5506
F5505
F5504
RGC,
ZXH,
ZQE
RGZ,
PT
RGC,
ZXH,
ZQE
RGZ,
PT
RGC,
ZXH,
ZQE
RGZ,
PT
Info Block
Info length
01A00h
1
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
CRC length
01A01h
1
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
CRC value
01A02h
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Device ID
01A04h
1
31h
31h
3Ah
3Ah
39h
39h
38h
37h
36h
35h
Device ID
01A05h
1
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
80h
Hardware revision
01A06h
1
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Firmware revision
01A07h
1
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Die Record
Die record tag
01A08h
1
08h
08h
08h
08h
08h
08h
08h
08h
08h
08h
Die record length
01A09h
1
0Ah
0Ah
0Ah
0Ah
0Ah
0Ah
0Ah
0Ah
0Ah
0Ah
Lot/wafer ID
01A0Ah
4
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Die X position
01A0Eh
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Die Y position
01A10h
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Test results
01A12h
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
ADC10
Calibration
ADC10 calibration tag
01A14h
1
13h
13h
13h
13h
13h
13h
13h
13h
13h
13h
ADC10 calibration
length
01A15h
1
10h
10h
10h
10h
10h
10h
10h
10h
10h
10h
ADC gain factor
01A16h
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
ADC offset
01A18h
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
ADC 1.5-V reference
Temp. sensor 30°C
01A1Ah
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
ADC 1.5-V reference
Temp. sensor 85°C
01A1Ch
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
ADC 2.0-V reference
Temp. sensor 30°C
01A1Eh
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
ADC 2.0-V reference
Temp. sensor 85°C
01A20h
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
ADC 2.5-V reference
Temp. sensor 30°C
01A22h
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
ADC 2.5-V reference
Temp. sensor 85°C
01A24h
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
REF
Calibration
REF calibration tag
01A26h
1
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
REF calibration length
01A27h
1
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
06h
REF 1.5-V reference
factor
01A28h
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
REF 2.0-V reference
factor
01A2Ah
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
REF 2.5-V reference
factor
01A2Ch
2
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit


同様の部品番号 - MSP430F5500IRGZT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
MSP430F5500IRGZT TI-MSP430F5500IRGZT Datasheet
1Mb / 110P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F5500IRGZT TI1-MSP430F5500IRGZT Datasheet
2Mb / 118P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F5500IRGZT TI1-MSP430F5500IRGZT Datasheet
2Mb / 118P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results

同様の説明 - MSP430F5500IRGZT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5969 TI1-MSP430FR5969_15 Datasheet
2Mb / 132P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP432P401R TI1-MSP432P401R Datasheet
1Mb / 157P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430I2041 TI1-MSP430I2041 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com