データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

SSP06XDSE20A データシート(PDF) 1 Page - Schneider Electric

部品番号. SSP06XDSE20A
部品情報  SPD - XDSE Type 2 - 240V Delta - 3PH - 3 Wire - 200kA
ダウンロード  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo 

SSP06XDSE20A Datasheet(HTML) 1 Page - Schneider Electric

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product data sheet
Characteristics
SSP06XDSE20A
SPD - XDSE Type 2 - 240V Delta - 3PH - 3 Wire -
200kA
Product availability : Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility
Price** : 3,900.00 USD
Main
Product
Surge protection device
Complementary
Surge Current
200 A per phase
Voltage Rating
240 V delta AC
Number of Phases
3 phase
Wiring Configuration
3-wire (isolated ground)
MCOV
300 V
320 V
Rated Current
20 kA
Input voltage
320 V L - G
300 V L - L
Height
5.98 in (152 mm)
Width
5.98 in (152 mm)
Depth
3.98 in (101 mm)
Environment
Enclosure Rating
NEMA 4X
Ordering and shipping details
Category
08466 - SURGE PROTECTION HWA
Discount Schedule
DE1B
Returnability
No
Apr 16, 2020
1


Html ページ

1  2 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn