データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA31273FN データシート(PDF) 11 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TA31273FN
部品情報  AM RF/IF Detector IC
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA31273FN データシート(HTML) 11 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA31273FN Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA31273FN Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA31273FN Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA31273FN Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA31273FN Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TA31273FN Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TA31273FN Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor TA31273FN Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor TA31273FN Datasheet HTML 14Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
TA31273FN
2002-07-08
11
Local input level
VLO
(dB
µV)
Mixer conversion gain vs.
Local input level characteristics
IF IN input
Vin (IF) (dBµVEMF)
S/N characteristics (IF input)
Power supply voltage
VCC (V)
FSK duty cycle vs.
Power supply voltage characteristics
IF IN input level
Vin (dBµVEMF)
RSSI output voltage characteristics
(IF input)
Input frequency
Fin (MIX)
(MHz)
Mixer conversion gain frequency
characteristics
25
0
100
5
10
15
20
1000
VCC = 5 V
Vin (MIX) = 50 dBµV
Vin (Lo) = 100 dBµV
LOBS
= “L”
* Terminate the IF input
impedance.
110°C
25°C
−40°C
Fin (MIX)
= 314.9 MHz
Vin (MIX) = 50 dBµV
Fin (Lo)
= 40.7 MHz
25
−15
60
70
80
90
100
110
120
−5
5
15
−10
0
10
20
110°C
25°C
−40°C
10
−9
−10
10
30
50
70
90
130
−7
−3
−5
0
110
−40°C
25°C
110°C
−40°C
110°C
25°C
Fin (IF)
= 10.7 MHz
AM
= 90%
Fmod
= 600 Hz
60.0
40.0
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
50.0
45.0
55.0
−40°C
25°C
110°C
Fin (IF)
= 10.7 MHz
Vin (IF) = 50 dBµVEMF
AM
= 90%
Fmod
= 600 Hz
3.0
40.0
0
20
40
60
80
120
1.0
2.5
2.0
1.5
0.5
100
−40°C
25°C
110°C
Fin (IF)
= 10.7 MHz


同様の部品番号 - TA31273FN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TA31275FN TOSHIBA-TA31275FN Datasheet
561Kb / 25P
   AM/FM RF/IF Detector IC for Low Power Wireless System
TA31275FNG TOSHIBA-TA31275FNG Datasheet
561Kb / 25P
   AM/FM RF/IF Detector IC for Low Power Wireless System
More results

同様の説明 - TA31273FN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TA31275FN TOSHIBA-TA31275FN Datasheet
561Kb / 25P
   AM/FM RF/IF Detector IC for Low Power Wireless System
logo
TOKO, Inc
TK10930 TOKO-TK10930 Datasheet
937Kb / 4P
   AM/FM IF DETECTOR
logo
List of Unclassifed Man...
TDA1048 ETC1-TDA1048 Datasheet
124Kb / 4P
   IF AMPLIFIER AND AM DETECTOR
logo
Zarlink Semiconductor I...
SL6700 ZARLINK-SL6700 Datasheet
1Mb / 5P
   IF AMPLIFIER AND AM DETECTOR
logo
Sanyo Semicon Device
LA1225M SANYO-LA1225M Datasheet
55Kb / 8P
   FM IF Detector IC
LA1225M SANYO-LA1225M_06 Datasheet
472Kb / 8P
   FM IF Detector IC
logo
ON Semiconductor
LA1225MC ONSEMI-LA1225MC Datasheet
365Kb / 8P
   FM IF Detector IC
May, 2013
logo
Siemens Semiconductor G...
TDA2460-2 SIEMENS-TDA2460-2 Datasheet
372Kb / 14P
   MULTISTANDARD AM FM SOUND IF IC
logo
NTE Electronics
NTE1491 NTE-NTE1491 Datasheet
22Kb / 2P
   Integrated Circuit AM RF/IF Amp
logo
Sanyo Semicon Device
LA1225MC SANYO-LA1225MC Datasheet
638Kb / 8P
   Monolithic Linear IC FM IF Detector IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com