データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI2319CDS-T1-GE3 データシート(PDF) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 SI2319CDS-T1-GE3
部品情報  P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SI2319CDS-T1-GE3 データシート(HTML) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
1
10
100
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
1
1.25
1.5
1.75
2
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Temperature (°C)
I
D = 250 μA
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power (Junction-to-Ambient)
0.000
0.020
0.040
0.060
0.080
2
4
6
8
10
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
I
D = 5.4 A
0
2
4
6
8
10
0.01
0.1
1
10
100
1000
Time (s)
TA =25 °C
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.001
0.01
0.1
1
5
10
0.1
1
10
100
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
* V
GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
100 ms
Limited by RDS(on)*
1 ms
T
A = 25 °C
Single Pulse
BVDSS Limited
10 ms
100 μs
10s, 1 s
DC
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
SI2319CDS-T1-GE3
4


同様の部品番号 - SI2319CDS-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI2319CDS-T1-GE3 VISHAY-SI2319CDS-T1-GE3 Datasheet
230Kb / 10P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
More results

同様の説明 - SI2319CDS-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com