データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI2323DS-T1-GE3 データシート(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 SI2323DS-T1-GE3
部品情報  P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SI2323DS-T1-GE3 データシート(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SI2323DS-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DS-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DS-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DS-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DS-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DS-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DS-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DS-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DS-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
* The power dissipation PD is based on TJ(max.) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
2.2
3.4
4.6
5.8
0
25
50
75
100
125
150
T
C - Case Temperature (°C)
Power, Junction-to-Foot
0
0.62
1.24
1.86
2.48
3.1
0
25
50
75
100
125
150
T
C - Case Temperature (°C)
Power, Junction-to-Ambient
0.0
0.3
0.5
0.8
1.0
0
25
50
75
100
125
150
T
A - Ambient Temperature (°C)
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
SI2323DS-T1-GE3
5


同様の部品番号 - SI2323DS-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI2323DS-T1-GE3 VISHAY-SI2323DS-T1-GE3 Datasheet
197Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 02-Feb-09
More results

同様の説明 - SI2323DS-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com