データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISD91200 データシート(PDF) 10 Page - Nuvoton Technology Corporation

部品番号 ISD91200
部品情報  ISD ARM짰 Cortex짰-M0 SoC
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
ホームページ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

ISD91200 データシート(HTML) 10 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button ISD91200 Datasheet HTML 6Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 7Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 8Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 9Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 10Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 11Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 12Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 13Page - Nuvoton Technology Corporation ISD91200 Datasheet HTML 14Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 48 page
background image
ISD91200 Series Datasheet
Release Date: Sep. 19, 2019
- 10 -
Revision V1.3
2.1
Selection Guide
2.1.1
ISD91200RI/CRI/PRI/GRI sereies (non ISD91200B)
\Part
No
Featur
e
ISD91230PR
I
ISD91260CR
I
ISD91230R
I
ISD91260R
I
ISD91230GR
I
ISD91260GR
I
Flash
64K
128K
64K
128K
64K
128K
SRAM
12K
12K
12K
12K
12K
12K
Data
Flash
Configurable
Configurable
Configurabl
e
Configurabl
e
Configurable
Configurable
LDROM
4K
4K
4K
4K
4K
4K
I/O
32
32
32
32
32
32
Timer
2x 32bit
+ 2x 16 bit
2x 32bit
+ 2x 16 bit
2x 32bit
+ 2x 16 bit
2x 32bit
+ 2x 16 bit
2x 32bit
+ 2x 16 bit
2x 32bit
+ 2x 16 bit
UART
2
2
2
2
2
2
SPI
2
2
2
2
2
2
I2C
1
1
1
1
1
1
I2S
1
1
1
1
1
1
PWM
4
4
4
4
4
4
12-Bit
ADC
V
V
V
V
V
V
ACMP
2
2
2
2
2
2
Bridge
Sense
ADC
Audio
ADC
V
V
V
VR
V
DMIC
V
V
V
DPWM
driver
V
V
V
V
PDMA
4
4
4
4
4
4
ISP/ICP
V
V
V
V
V
V
Package
LQFP64
LQFP64
LQFP64
LQFP64
LQFP64
LQFP64


同様の部品番号 - ISD91200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
ISD9100 ETC2-ISD9100 Datasheet
864Kb / 26P
   ISD Cortex-M0 ChipCorder
logo
Nuvoton Technology Corp...
ISD9100 NUVOTON-ISD9100 Datasheet
864Kb / 26P
   ISD Cortex??M0 ChipCorder
ISD91032 NUVOTON-ISD91032 Datasheet
1Mb / 22P
   ISD ARM짰 Cortex짰 M0 SoC
ISD91300 NUVOTON-ISD91300 Datasheet
483Kb / 27P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M0 Audio SoC
ISD9130CFI NUVOTON-ISD9130CFI Datasheet
5Mb / 415P
   ISD9160 Technical Reference Manual
More results

同様の説明 - ISD91200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nuvoton Technology Corp...
ISD91032 NUVOTON-ISD91032 Datasheet
1Mb / 22P
   ISD ARM짰 Cortex짰 M0 SoC
ISD91300 NUVOTON-ISD91300 Datasheet
483Kb / 27P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M0 Audio SoC
ISD94100 NUVOTON-ISD94100 Datasheet
3Mb / 109P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M4F SoC
logo
NXP Semiconductors
LPC81XM NXP-LPC81XM_18 Datasheet
888Kb / 78P
   32-bit ARM짰 Cortex짰-M0 microcontroller
Rev. 4.6-4 April 2018
LPC804 NXP-LPC804 Datasheet
2Mb / 81P
   32-bit Arm짰 Cortex짰-M0 microcontroller
Rev. 1.3-23 March 2018
logo
Nuvoton Technology Corp...
M051 NUVOTON-M051 Datasheet
1Mb / 86P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
MINI55 NUVOTON-MINI55 Datasheet
1Mb / 74P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
logo
NXP Semiconductors
LPC83X NXP-LPC83X Datasheet
1Mb / 78P
   32-bit ARM짰 Cortex짰-M0 microcontroller
Rev. 1.2-4 April 2018
logo
Nuvoton Technology Corp...
NUC029 NUVOTON-NUC029 Datasheet
1Mb / 102P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
NUC123 NUVOTON-NUC123 Datasheet
1Mb / 99P
   ARM짰 Cortex짰-M0 32-bit Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com