データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISD94100 データシート(PDF) 17 Page - Nuvoton Technology Corporation

部品番号 ISD94100
部品情報  ISD ARM짰 Cortex짰-M4F SoC
Download  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
ホームページ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

ISD94100 データシート(HTML) 17 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button ISD94100 Datasheet HTML 13Page - Nuvoton Technology Corporation ISD94100 Datasheet HTML 14Page - Nuvoton Technology Corporation ISD94100 Datasheet HTML 15Page - Nuvoton Technology Corporation ISD94100 Datasheet HTML 16Page - Nuvoton Technology Corporation ISD94100 Datasheet HTML 17Page - Nuvoton Technology Corporation ISD94100 Datasheet HTML 18Page - Nuvoton Technology Corporation ISD94100 Datasheet HTML 19Page - Nuvoton Technology Corporation ISD94100 Datasheet HTML 20Page - Nuvoton Technology Corporation ISD94100 Datasheet HTML 21Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 109 page
background image
ISD94100 Series Datasheet
Sep 09, 2019
Page 17 of 109
Rev1.13
4
PARTS INFORMATION LIST AND PIN CONFIGURATION
4.1
Parts Information
PART NUMBER
ISD941
24
ARI
24
BRI
24
ADI
24
CDI
24
DDI
24
PDI
24
EDI
13
ADI
24
BYI
23
BYI
13
BYI
Max. CPU frequency
(MHz)
200 *1
200
Flash (KB)
512
256
512
256
SRAM (KB)
192
128
192
128
ISP Loader ROM (KB)
4
I/O
58
57
41
32-bit Timer
4
RTC
UART
1
SPI
1
SPI/I2S
2
I2S
1
I2C
2
PWM
6
5
USB 1.1 FS Device
-
12-bit ADC
13
12
Audio DPWM
2.1
--
2.1
-
VAD
-
-
DMIC
4 *1
-
4
-
Acoustic Echo
Cancellation
-
-
Beamforming
-
-
Noise
Reduction
-
-
Voice
Recognition
-
-
-
Package
LQFP 64
(10x10 mm)
LQFP 64
(7x7 mm)
QFN 48
(6x6 mm)
Table 4.1-1 Devices Features and Peripheral Counts
Note *1: maximum CPU 100MHz when DMIC is used.


同様の部品番号 - ISD94100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
ISD9100 ETC2-ISD9100 Datasheet
864Kb / 26P
   ISD Cortex-M0 ChipCorder
logo
Nuvoton Technology Corp...
ISD9100 NUVOTON-ISD9100 Datasheet
864Kb / 26P
   ISD Cortex??M0 ChipCorder
ISD91032 NUVOTON-ISD91032 Datasheet
1Mb / 22P
   ISD ARM짰 Cortex짰 M0 SoC
ISD91200 NUVOTON-ISD91200 Datasheet
870Kb / 48P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M0 SoC
ISD91300 NUVOTON-ISD91300 Datasheet
483Kb / 27P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M0 Audio SoC
More results

同様の説明 - ISD94100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nuvoton Technology Corp...
ISD91200 NUVOTON-ISD91200 Datasheet
870Kb / 48P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M0 SoC
ISD91032 NUVOTON-ISD91032 Datasheet
1Mb / 22P
   ISD ARM짰 Cortex짰 M0 SoC
ISD91300 NUVOTON-ISD91300 Datasheet
483Kb / 27P
   ISD ARM짰 Cortex짰-M0 Audio SoC
M480 NUVOTON-M480 Datasheet
8Mb / 401P
   32-bit ARM짰 Cortex짰-M4F Microcontroller
logo
Texas Instruments
S6E2C2AL0AGL20000 TI1-S6E2C2AL0AGL20000 Datasheet
5Mb / 207P
[Old version datasheet]   32-bit ARM짰 Cortex짰-M4F FM4 Microcontroller
logo
Cypress Semiconductor
S6E2C3 CYPRESS-S6E2C3 Datasheet
5Mb / 198P
   32-bit ARM짰 Cortex짰-M4F FM4 Microcontroller
logo
Texas Instruments
S6E2C49J0AGB10000 TI1-S6E2C49J0AGB10000 Datasheet
4Mb / 193P
[Old version datasheet]   32-bit ARM짰 Cortex짰-M4F FM4 Microcontroller
logo
Cypress Semiconductor
MB9B360R CYPRESS-MB9B360R Datasheet
3Mb / 166P
   32-Bit ARM짰 Cortex짰 - M4F FM4 Microcontroller
MB9B160L CYPRESS-MB9B160L Datasheet
2Mb / 118P
   32-Bit ARM짰 Cortex짰 - M4F FM4 Microcontroller
MB9BF564KQN CYPRESS-MB9BF564KQN Datasheet
2Mb / 124P
   32-Bit ARM짰 Cortex짰 - M4F FM4 Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com