データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

TEA2095TE データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

部品番号. TEA2095TE
部品情報  GreenChip dual synchronous rectifier controller
ダウンロード  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo 

TEA2095TE Datasheet(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
NXP Semiconductors
TEA2095TE
GreenChip dual synchronous rectifier controller
TEA2095TE
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2020. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1.1 — 10 April 2020
4 / 19
7 Pinning information
7.1 Pinning
IC
GDB
GDA
GND
VCC
DSB
DSA
SSB
SSA
aaa-016990
1
2
3
4
6
5
8
7
Figure 2. TEA2095TE pin configuration
7.2 Pin description
Table 3. Pin description
Symbol
Pin
Description
GDB
1
gate drive output MOSFET B
GND
2
ground
DSB
3
drain sense input for synchronous timing MOSFET B
SSB
4
source sense input MOSFET B
SSA
5
source sense input MOSFET A
DSA
6
drain sense input for synchronous timing MOSFET A
VCC
7
supply voltage
GDA
8
gate drive output MOSFET A


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn