データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

TEA2095TE データシート(PDF) 14 Page - NXP Semiconductors

部品番号. TEA2095TE
部品情報  GreenChip dual synchronous rectifier controller
ダウンロード  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo 

TEA2095TE Datasheet(HTML) 14 Page - NXP Semiconductors

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 19 page
background image
NXP Semiconductors
TEA2095TE
GreenChip dual synchronous rectifier controller
TEA2095TE
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2020. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1.1 — 10 April 2020
14 / 19
14 Package outline
References
Outline
version
European
projection
Issue date
IEC
JEDEC
JEITA
sot786-3_po
13-06-05
15-02-12
Unit
mm
max
nom
min
0.49 0.25
1.27
0.25
A
Dimensions (mm are the original dimensions)
HSO8: plastic thermal enhanced small outline package;
8 leads; body width 3.9 mm; exposed die pad
SOT786-3
A1
A2
1.58
1.43
0.25 0.41 0.20
A3
bp
c
D(1)
Dh
Eh
E(1)
e
HE
Lp
Q
v
w
y
Z
5.99
0.35 0.19
5.00
4.90
4.80
3.91
3.81
2.95
4.00
3.90
3.80
2.39
2.29
2.19
6.20
5.84
1.05
0.25
0.64
0.89
0.41
0.65
0.75
0.55
0.1
0.5
0.7
0.3
L
1.50
0.10
0.00
0.05
1.68
1.43
1.55
0
5 mm
scale
SOT786-3
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
8°
5°
0°
θ
detail X
A
y
pin 1 index
X
D
E
HE
exposed die pad
Z
8
5
1
4
bp
Dh
Eh
A2
A1
Lp
Q
A
A3
L
e
w
c
v
A
θ
Figure 7. Package outline SOT786-3 (HSO8)


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn