データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

TEA2095T データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

部品番号. TEA2095T
部品情報  GreenChip dual synchronous rectifier controller
ダウンロード  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo 

TEA2095T Datasheet(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
NXP Semiconductors
TEA2095T
GreenChip dual synchronous rectifier controller
TEA2095T
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2020. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1.1 — 10 April 2020
3 / 19
6 Block diagram
aaa-033026
V AND I
REFERENCE
5 V
REGULATOR
DRIVER
SUPPLY
11 V
enable
discharge
UNDER
VOLTAGE
LOCKOUT
ENERGY SAVE
CONTROL
TURN ON
off regulation
on regulation
turn-on
DSA
SSA
DSB
SSB
GDA
VCC
SWITCH OFF
INTERLOCK disable
+150 mV
-20 mV
-25 mV
-400 mV
LOGIC
IC
TURN ON
off regulation
on regulation
turn-on
GDB
GND
SWITCH OFF
+150 mV
-20 mV
-25 mV
-400 mV
Figure 1. TEA2095T block diagram


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn