データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

TEA2095T データシート(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors

部品番号. TEA2095T
部品情報  GreenChip dual synchronous rectifier controller
ダウンロード  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo 

TEA2095T Datasheet(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 19 page
background image
NXP Semiconductors
TEA2095T
GreenChip dual synchronous rectifier controller
TEA2095T
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2020. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1.1 — 10 April 2020
12 / 19
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Discharge (pin VCC)
td
delay time
discharge delay time
1.1
1.4
1.7
s
VVCC = 19.5 V
21
24
27
mA
VVCC = 12 V
28
34
41
mA
VVCC = 5 V
63
74
81
mA
Idch
discharge current
VVCC = 1 V
-
8
-
mA


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn