データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

HM5563A データシート(PDF) 11 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号. HM5563A
部品情報  One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC
ダウンロード  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo 

HM5563A Datasheet(HTML) 11 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
______________________________________ ____________________________________________________ _________________________
_
PACKAGE OUTLINE
DFN-6L 2MM X 2MM PACKAGE OUTLINE AND DIMENSIONS
SYMBOL Dimension in
Millimeters
Dimension in
Inches
MIN
MAX
MIN
MAX
A
0.700 0.800 0.028 0.031
A1
0.000 0.050 0.000 0.002
A3
0.175 0.250 0.007 0.010
b
0.200 0.350 0.008 0.014
D
1.950 2.050 0.077 0.081
D2
1.000 1.450 0.039 0.057
E
1.950 2.050 0.077 0.081
E2
0.500 0.850 0.020 0.033
e
0.650
0.026
L
0.300 0.400 0.012 0.016
HM5563A


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn