データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

HM8116A データシート(PDF) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号. HM8116A
部品情報  Standoff 42V 1.2A 800KHz Sync Step-Down Regulator
ダウンロード  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo 

HM8116A Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
Standoff 42V 1.2A 800KHz Sync Step-Down Regulator
Short Circuit Recovery
VIN=12V, VOUT=3.3V
Enable Startup at Full Load
VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=1.2A
Power Up at Full Load
VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=1.2A
Enable Startup at No Load
VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=0A
Enable Shutdown at Full Load
VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=1.2A
Enable Shutdown at No Load
VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=0A
Power Up at No Load
VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=0A
HM8116A


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn