データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

HM8651 データシート(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号. HM8651
部品情報  Power Supply Rail to Rail I/O
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo 

HM8651 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2
Absolute Maximum Ratings
Item
Symbol
Value
Unit
Power Supply
Vdd
7.0
V
Input Voltage
Vin
0~7.0
V
Different Input Voltage
VinD
+/-5.5
V
Standby Consumption
Pd
200
mW
Operation Temperature
Topr
-40~85
C
Storage Temperature
Tstg
-55~125
C
Recommended Operating Conditions
Item
Symbol
Value
Unit
Operation Power Supply
Vdd
2.7~5.5
V
Common Input Voltage
Vin
0~5
V
DC/AC Electrical Characteristics
Item
Sym
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Power Current
Idd
Vdd=5V
Vcm=Vout=2.5V
2.5
6
mA
Input Offset Voltage
Vio
Vcm=2.5V, HM8651A
+/-2
+/-7
mV
Vcm=2.5V,HM8651B
+/-4
+/-10
mV
Input Offset Current
Ios
+/-5
+/-20
pA
Input Bias Current
Ib
+/-5
+/-20
pA
Common Input
Vcmr
0
4.2
V
Output Max
Voh
RL=10k
4.9
V
Output Min
Vol
RL=10k
0.1
V
Common Mode
Reject Ratio
CMRR
Vcm=0~Vdd
50
70
dB
Power Supply Reject
Ratio
PSRR
Vdd=3.0~5.5V
50
70
dB
Output Current
Iout
Vout=0.5V~4.5V
30
mA
Open Gain
Go
RL=10k
60
80
dB
Operation Temp
T
-40
+85
C
Differential Input
Impedance
10E13//2.5
Ω//pf
Short Circuit
Current
Isc
+/-60
mA
Input Voltage Noise
6
uVrms
Slew Rate
SR
RL=1.0M,CL=15pf
80
V/us
Unit Gain
Bandwidth
Ft
RL=10K
40
MHz
(Vdd=5V,Ta=25C)
HM8651


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn