データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

SDA2045 データシート(PDF) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

部品番号. SDA2045
部品情報  Photovoltaic Solar Cell Protection Schottky Diode
ダウンロード  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  HY [HY ELECTRONIC CORP.]
ホームページ  http://www.hygroup.com.tw
Logo 

SDA2045 Datasheet(HTML) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Rating and Characteristic Curves
SDA2045
The curve above is for reference only.
SDA2045-U-00-00
Rev. 11, 18-May-2020
0.01
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
TJ=25°C
TJ=75°C
TJ=100°C
TJ=125°C
Pulse Width 300uS
2%Duty Cycle
Fig. 4 - Typical Forward Characteristics
Instantaneous Forward Voltage (V)
0
4
8
12
16
20
0
50
100
150
200
Fig. 1 - Forward Current Derating Curve
Case Temperature (℃)
In DC Mode
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1
10
100
Number of Cycles at 60Hz
Fig. 2 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
8.3mS Single Half-Sine-Wave
(JEDEC METOD)
Fig. 3 - Typical Reverse Characteristics
0.01
0.1
1
10
100
20
40
60
80
100
TJ=25°C
TJ=75°C
TJ=100°C
TJ=125°C
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
20


Html ページ

1  2  3 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn