データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

WSD2068 データシート(PDF) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号. WSD2068
部品情報  Dual N-Ch MOSFET
ダウンロード  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo 

WSD2068 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Typical Characteristics
WSD2068
Page 3
www.winsok.tw
Dec.2014
Dual N-Ch MOSFET
1. On-Resistance vs. Drain Current
2. Transfer Characteristics
3. On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
4. Drain-to-Source Forward Voltage
5. Output Characteristics
6. Capacitance
0
0.015
0.025
0.035
0.045
024
0
0
10
ID-Drain Current (A)
1.8V
3V,3.5V,4V,4.5V,6V
2V
2.5V
0
2
4
6
8
10
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
6V,4.5V,4V,
3.5V,3V
2V
2.5V
1.8V
0
0.02
0.04
0.06
0.08
024
0
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ
TJ == 25
25 C
C
0
2
4
6
8
10
12
0
0
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25 C
0.01
0.1
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 25 C
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0
5
10
15
20
VDS-Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
F = 1MHz
ID = 5A


Html ページ

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn