データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

WSD2068 データシート(PDF) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号 WSD2068
部品情報  Dual N-Ch MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSD2068 データシート(HTML) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSD2068 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD2068 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD2068 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD2068 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD2068 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD2068 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
WSD2068
Page 4
www.winsok.tw
Dec.2014
Typical Characteristics
Dual N-Ch MOSFET
7. Gate Charge
9. Safe Operating Area
10. Single Pulse Maximum Power Dissipation
8. Normalized On-Resistance Vs
Junction Temperature
11. Normalized Thermal Transient Junction to Ambient
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
Qg - Total Gate Charge (nC)
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
VDS Drain to Source Voltage (V)
10 uS
100 uS
1 mS
10 mS
100 mS
1 SEC
10 SEC
100 SEC
DC
Idm limit
Limited by
RDS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (SEC)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
RθJA(t) = r(t) + RθJA
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
0.5
1
1.5
2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -JunctionTemperature(°C)
P(pk)
t1
t2
RθJA = 120 C /W
VDS = 10V
ID = 5A


同様の部品番号 - WSD2068

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD2065 WIINSOK-WSD2065 Datasheet
1Mb / 6P
   Dual P-Ch MOSFET
WSD2065DN22 WIINSOK-WSD2065DN22 Datasheet
2Mb / 6P
   DC/DC Converters in Computing, Servers, and POL
WSD2067 WIINSOK-WSD2067 Datasheet
671Kb / 6P
   Dual P-Ch MOSFET
More results

同様の説明 - WSD2068

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD4066DN WIINSOK-WSD4066DN Datasheet
1Mb / 7P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD6056DN56 WIINSOK-WSD6056DN56 Datasheet
586Kb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSP6956 WIINSOK-WSP6956 Datasheet
2Mb / 7P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD2098 WIINSOK-WSD2098 Datasheet
874Kb / 7P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD2054DN22 WIINSOK-WSD2054DN22 Datasheet
620Kb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD3020DN WIINSOK-WSD3020DN Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSP6946 WIINSOK-WSP6946 Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WST8205A WIINSOK-WST8205A Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSF4022 WIINSOK-WSF4022 Datasheet
749Kb / 8P
   Dual N-Ch MOSFET
WST3392 WIINSOK-WST3392 Datasheet
705Kb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com