データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

WSD4066DN データシート(PDF) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号. WSD4066DN
部品情報  Dual N-Ch MOSFET
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo 

WSD4066DN Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
WSD4066DN
www.winsok.tw
Page 3
Dec.2014
Dual N-Ch MOSFET
Typical Operating Characteristics
Power Dissipation
Tj - Junction Temperature (°C)
Drain Current
Tj - Junction Temperature (°C)
Safe Operation Area
VDS - Drain - Source Voltage (V)
Thermal Transient Impedance
1E-4 1E-3 0.01 0.1
1
10
100 1000
Square Wave Pulse Duration (sec)
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
T
A=25
oC
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0
2
4
6
8
10
12
14
16
T
A=25
oC,V
G=10V
0.01
0.1
1
10
100 300
0.01
0.1
1
10
100
1s
T
A=25
oC
10ms
300ms
100ms
DC
1ms
1E-3
0.01
0.1
1
2
Mounted on 1in
2 pad
R
qJA :110
oC/W
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
Single Pulse
Duty = 0.5


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn