データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

WSD4066DN データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号. WSD4066DN
部品情報  Dual N-Ch MOSFET
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo 

WSD4066DN Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
WSD4066DN
www.winsok.tw
Page
5
Dec.2014
Dual N-Ch MOSFET
Tj- Junction Temperature (°C)
VSD - Source - Drain Voltage (V)
Source-Drain Diode Forward
VDS - Drain - Source Voltage (V)
Capacitance
Gate Charge
QG - Gate Charge (nC)
Typical Operating Characteristics (Cont.)
-50 -25
0
25
50
75 100 125 150
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
R
ON@Tj=25
oC: 17mW
Drain-Source On Resistance
V
GS = 10V
I
DS = 6A
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.1
1
10
30
T
j=150
oC
T
j=25
oC
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
200
400
600
800
1000
1200
Frequency=1MHz
Crss
Coss
Ciss
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V
DS=20V
I
DS=6A


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn