データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

WSD4070DN データシート(PDF) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号. WSD4070DN
部品情報  N-Ch MOSFET
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo 

WSD4070DN Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
N-Ch MOSFET
WSD4070DN
Page 3
www.winsok.tw
Dec.2014
Typical Operating Characteristics
17
5
2
10
0
40
0
20
40
60
80
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
VGS(Volts)
Figure 2: Transfer Characteristics (Note E)
2
3
4
5
6
7
8
0
5
10
15
20
25
30
ID (A)
Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate
Voltage (Note E)
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
1.0E+00
1.0E+01
1.0E+02
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
VSD (Volts)
Figure 6: Body-Diode Characteristics (Note E)
25°C
125°C
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0
25
50
75
100
125
150
175
Temperature (°C)
m
18
p
Figure 4: On-Resistance vs. Junction Te
erature
(Note E)
VGS=4.5V
ID=15A
VGS=10V
ID=20A
0
3
6
9
12
15
2
4
6
8
10
VGS (Volts)
Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage
(Note E)
25°C
125°C
VDS=5V
VGS=4.5V
VGS=10V
ID=20A
25°C
125°C
0
20
40
60
80
100
0
1
2
3
4
5
VDS (Volts)
Fig 1: On-Region Characteristics (Note E)
VGS=3V
4.5
6V
10V
3.5V


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn