データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

WSD4070DN データシート(PDF) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号. WSD4070DN
部品情報  N-Ch MOSFET
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo 

WSD4070DN Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
N-Ch MOSFET
WSD4070DN
Page 4
www.winsok.tw
Dec.2014
Typical Operating Characteristics (Cont.)
17
5
2
10
0
40
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30
Qg (nC)
Figure 7: Gate-Charge Characteristics
0
500
1000
1500
2000
2500
0
10
20
30
40
VDS (Volts)
Figure 8: Capacitance Characteristics
Ciss
0
40
80
120
160
200
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width (s)
n
18
ct
Figure 10: Single Pulse Power Rating Ju
ion-to-
Case (Note F)
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Pulse Width (s)
Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance (Note F)
Coss
Crss
VDS=20V
ID=20A
Single Pulse
D=Ton/T
TJ,PK=TC+PDM.ZθJC.RθJC
Ton
T
PD
In descending order
D=0.5, 0.3, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, single pulse
TJ(Max)=150°C
TC=25°C
10
µs
0.0
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
0.01
0.1
1
10
100
VDS (Volts)
Figure 9: Maximum Forward Biased Safe
Operating Area (Note F)
10
µs
10ms
1ms
DC
RDS(ON)
limited
TJ(Max)=150°C
TC=25°C
100
µs
RθJC=3.4°C/W


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn