データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

WSD4098DN56 データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号 WSD4098DN56
部品情報  Dual N-Ch MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSD4098DN56 データシート(HTML) 5 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSD4098DN56 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4098DN56 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4098DN56 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4098DN56 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4098DN56 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4098DN56 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSD4098DN56 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
WSD4098DN56
www.winsok.tw
Page
5
Dec.2014
Dual N-Ch MOSFET
Typical Operating Characteristics(Cont.)
Drain-Source On Resistance
Source-Drain Diode Forward
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
0.1
1
10
100
T
j=150
oC
T
j=25
oC
-50 -25 0
25 50 75 100 125 150
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
V
GS = 10V
I
DS = 20A
R
ON@Tj=25
oC: 5.4mW
Tj - Junction Temperature (°C)
VSD - Source - Drain Voltage (V)
Capacitance
Gate Charge
0
3
6
9
12 15 18 21 24
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V
DS= 20V
I
DS= 20A
0
5 10 15 20 25 30 35 40
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Frequency=1MHz
Crss
Coss
Ciss
VDS - Drain-Source Voltage (V)
QG - Gate Charge (nC)


同様の部品番号 - WSD4098DN56

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Weitron Technology
WSD400 WEITRON-WSD400 Datasheet
151Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Diode
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD40120DN56G WIINSOK-WSD40120DN56G Datasheet
2Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSD4018DN22 WIINSOK-WSD4018DN22 Datasheet
2Mb / 6P
   P-Ch MOSFET
WSD4032DN WIINSOK-WSD4032DN Datasheet
754Kb / 7P
   N-Ch MOSFET
WSD4038DN WIINSOK-WSD4038DN Datasheet
1Mb / 7P
   N-Ch MOSFET
More results

同様の説明 - WSD4098DN56

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD4066DN WIINSOK-WSD4066DN Datasheet
1Mb / 7P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD6056DN56 WIINSOK-WSD6056DN56 Datasheet
586Kb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSP6956 WIINSOK-WSP6956 Datasheet
2Mb / 7P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD2098 WIINSOK-WSD2098 Datasheet
874Kb / 7P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD2068 WIINSOK-WSD2068 Datasheet
890Kb / 6P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD2054DN22 WIINSOK-WSD2054DN22 Datasheet
620Kb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSD3020DN WIINSOK-WSD3020DN Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSP6946 WIINSOK-WSP6946 Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WST8205A WIINSOK-WST8205A Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
WSF4022 WIINSOK-WSF4022 Datasheet
749Kb / 8P
   Dual N-Ch MOSFET
WST3392 WIINSOK-WST3392 Datasheet
705Kb / 5P
   Dual N-Ch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com