データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

WSD75100DN56 データシート(PDF) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号. WSD75100DN56
部品情報  N-Ch MOSFET
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo 

WSD75100DN56 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Typical Characteristics
N-Ch MOSFET
WSD75100DN56
Page 3
www.winsok.tw
Dec.2014
VDS - Drain - Source Voltage (V)
Output Characteristics
Drain-Source On Resistance
ID- Drain Current (A)
Gate-Source On Resistance
VGS - Gate - Source Voltage (V)
-50 -25
0
25
50
75 100 125 150
Tj - Junction Temperature (°C)
Gate Threshold Voltage
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
30
60
90
120
150
4.5V
5V
4V
V
GS=5.5,6,7,8,9,10V
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
I
DS =250mA
0
20
40
60
80
100 120 140
0
2
4
6
8
10
12
V
GS=10V
3
4
5
6
7
8
9
10
0
5
10
15
20
25
30
I
DS=25A


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn