データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

WSD75100DN56 データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号. WSD75100DN56
部品情報  N-Ch MOSFET
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo 

WSD75100DN56 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
N-Ch MOSFET
WSD75100DN56
Page 5
www.winsok.tw
Dec.2014
Drain-Source On Resistance
-50 -25
0
25
50
75 100 125 150
Tj- Junction Temperature (°C)
VSD - Source - Drain Voltage (V)
Source-Drain Diode Forward
VDS - Drain-Source Voltage (V)
Capacitance
Gate Charge
QG - Gate Charge (nC)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.1
1
10
100
T
j=150
oC
T
j=25
oC
0
8
16
24
32
40
0
600
1200
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
Frequency=1MHz
Crss
Coss
Ciss
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V
DS=30V
I
DS=30A
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
R
ON@Tj=25
oC: 5.3mW
V
GS = 10V
I
DS = 25A


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn