データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

WSE3098 データシート(PDF) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号. WSE3098
部品情報  N-Ch MOSFET
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo 

WSE3098 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
10
100
1000
1
5
9
1317
2125
VDS Drain to Source Voltage (V)
F=1.0MHz
Ciss
Coss
Crss
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
0.01
0.1
1
10
100
TA=25
oC
Single Pulse
100ms
100us
1ms
10ms
DC
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.01
0.05
0.1
0.2
DUTY=0.5
SINGLE
P
DM
D = T
ON/T
T
Jpeak = TA+PDMXRθJA
T
ON
T
VDS (V)
Fig.8 Safe Operating Area
t , Pulse Width (s)
Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance
Fig.7 Capacitance
Fig.10 Switching Time Waveform
Fig.11 Unclamped Inductive Switching Waveform
WSE3098
N-Ch MOSFET
Page 4
www.winsok.tw
Dec.2014


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn