データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

WSE9968A データシート(PDF) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号. WSE9968A
部品情報  N-Ch MOSFET
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo 

WSE9968A Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
0
3
6
9
12
15
00.511.522.5
VGS=10V
VGS=7V
VGS=5V
VGS=4.5V
VGS=3V
88
90
92
94
96
46
8
10
ID=4A
0
2
4
6
8
10
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
TJ=150℃
TJ=25℃
0.2
0.6
1
1.4
1.8
-50
0
50
100
150
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-50
0
50
100
150
Typical Characteristics
VDS , Drain-to-Source Voltage (V)
Fig.1 Typical Output Characteristics
VGS (V)
Fig.2 On-Resistance vs. Gate-Source
VSD , Source-to-Drain Voltage (V)
Fig.3 Forward Characteristics Of Reverse
Fig.4 Gate-Charge Characteristics
TJ ,Junction Temperature (℃ )
Fig.5 Normalized VGS(th) vs. TJ
TJ , Junction Temperature (℃)
Fig.6 Normalized RDSON vs. TJ
N-Ch MOSFET
Page 3
www.winsok.tw
Dec.2015
WSE9968A
ID=4A


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn