データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

WSF12N10 データシート(PDF) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

部品番号. WSF12N10
部品情報  N-Ch MOSFET
ダウンロード  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
ホームページ  http://www.winsok.tw/index.html
Logo 

WSF12N10 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
N-Ch MOSFET
Page 4
www.winsok.tw
Dec.2014
WSF12N10
0
1
2
3
4
5
0
3
6
9
12
15
3.5V
4.5V
5V
4V
V
GS=6,7,8,9,10V
VDS - Drain - Source Voltage (V)
Output Characteristics
-50 -25
0
25 50 75 100 125 150 175
Tj - Junction Temperature (°C)
Gate Threshold Voltage
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
I
DS=250mA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
50
100
150
200
250
300
350
400
I
DS=5A
VGS - Gate - Source Voltage (V)
0
3
6
9
12
15
0
50
100
150
200
250
300
350
400
V
GS=4.5V
V
GS=10V
Drain-Source On Resistance
ID- Drain Current (A)
Gate-Source On Resistance
Typical Characteristics


Html ページ

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn